Part Number Hot Search : 
2804D BUB323ZG F11NM CP792 144866 MC908 17S05LVI SAE81C90
Product Description
Full Text Search
 

To Download AK8132A Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  [AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 1 - a k 8 1 3 2 a m u l ti c l o ck gen e r ato r a k 8132a ? 22 . 5792 m h z ? ? ? ? ` ? 25m h z ?r ? ? ? O xk L ??R 3. 0v C 3. 6v M 10. 0m a t yp . 22. 5792m h z ? v c l k 41. 664m h z / 62. 496 m h z g c l k 24. 9984m h z a c l k 11. 2896m h z /22. 5792 m h z /o f f ?? 15p f ? : 250p s m ax . ( c ycl e t o cycl e) 250p s m ax . ( p er i o d j i t t er ) ? ` 16? s s o p ( U ` ) http://
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 2 - 1. h ?? ?? p l l 1 v d d v cl k gclk nc s0 s1 s2 gnd pll2 aclk crystal osc xin xout 1/10 1/6 or 1/4 1/8 or 1/4 s0 s1 s2 1: xout 2:s0 3:s1 4: nc( vdd) 5:vdd1 6:gnd1 7: nc(gnd) 8: v clk 16: x in 15:vdd3 14: s2 13:vdd2 12:gnd2 11 : g clk 10: nc(gnd) 9: a clk
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 3 - ?C h ? t s s o p ( ? ) h x o u t xi ? ??A ? ? _ 2 s 0 ( d i ) v c l k O ?2-3 ? ??? ? ? ? ?? 360k 3 s 1 ( d i ) a c l k O ?2-3 ? ??? ? ? ? ?? 360 k 4 n c v d d ?A 5 v d d 1 ( p w r ) ? 6 g n d 1 (pwr) ?? 7 n c gnd??A? 8 v c l k ( d o ) ? ? ? ? ? ? ? ?? t ab l e2 . 1 ? 9 a c l k ( d o ) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? t ab l e2 . 2 ? ??? ? ? ? ? ? 510k 10 n c gnd??A? 11 g c l k d o g p u ? ? ?? 24. 998 4m h z 12 g n d 2 ( p w r ) ?? 2 13 v d d 2 ( p w r ) ? 2 14 s 2 ( d i ) a c l k O ?2-3 ? ??? ? ? ? ?? 360 k 15 v d d 3 ( p w r ) ? 3 16 x i n ( x i ) ? ??A ? p w r ?
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 4 - ? O ` t a b le2 . 1 s 0 v c l k l 41.664mhz h 62.496mhz t a b le2 . 2 s 2 s 1 a c l k l l offpull down l h offpull down h l 11.2896mhz h h 22.5792mhz
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 5 - 3 ?? ~ ?? ? ?? ? ? ?? ?^ *v d d 1-3 ? ? ?? g n d g 0. 01 f ?? ?? ? M v d d 3. 3 v ta 25 *1 ?o ??r *2 s 2/s 1/s 0=h /h /h ? ? m i n m a x g q ??R v d d -0. 3 4. 6 v ? v s s 0 0 v R v i n v s s -0. 3 vdd+0.3 v i i n -10 10 m a ? ts t g -55 130 ? ? m i n ty p m a x g q ? ta 0 85 ??R v d d 3. 0 3. 3 3. 6 v ? c p l 15 p f v c l k g c l k a c l k ? ? m i n ty p m a x g q M i d d 10 20 m a *1 *2
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 6 - v d d 3. 0 v 3. 6 v t a= 0 85 v d d 3. 0 v 3 . 6v t a = 0 8 5 1 ? ? ? ?r O ? 100 00 y 100 0 y ?v d d R _ ? 0 . 1 % r g ? v d d 3. 0 v 3 . 6 v t a= 0 85 *1 22. 5792m h z 0p p m r ? m i n ty p m a x g q ?????R s0,s1,s2 0.7*vdd v ? ??? ?R ? 0. 3*v d d v ? ? ? ? -20 +10 a ? ?? ? ?R v c l k g c l k a c l k 0.8*vdd v i o h =-4m a ? ?? ? ?R ? 0. 2*v d d v iol=4ma ? min typ max g q ?k x i n x o u t 22. 5792 m h z *1 c l k ? rg v c l k g c l k a c l k 1. 5 4. 0 ns c p l =15p f *2 c l k rg ? 1. 5 4. 0 ns c p l =15p f *2 ? ? ? ?? ????? ( p - p ) ? 250 p s *2, *3 c -c ???? ( p eak ) ? 250 p s *2, *4 ??????????? ? 45 50 55 % c p l =15p f *2 ? ? ? rg ? 1 2 m s c p l =15p f *2, *5 ? min typ max g q 41. 664m h z v c l k 0 p p m *1 s0=l 62. 496m h z v c l k 0 p p m *1 s0=h 24. 9984m h z g c l k 0 p p m *1 11. 2896m h z a c l k 0 p p m *1 s 2=h , s 1=l 22. 5792m h z a c l k 0 p p m *1 s 2=h , s 1=h
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 7 - ? ? ? ? x 1. c ycl e t o cycl e j i t t er : t he v ar i a t i o n i n cyc l e t i m e o f a s i ng l e b et w ee n ad j a cent cycl es , o ve r a r an d o m s am p l e o f ad j acent cycl e p ai r s . c c j = | t c y c l e n - t c y c l e n + 1 | : w h er e t c y c l e n and t c y c l e n + 1 ar e an y t w o ad j a cent cycl es m eas u r ed o n co nt r o l l e d ed g es . 2. p er i o d j i t t er : t he d evi at i o n i n cycl e t i m e o f a s i g nal w i t h r es p e ct t o t he i d e al p er i o d o ver a r and o m s am p l e o f cycl es . p ai r s . p j = t c y c l e n - 1 / f 0 : w h er e f o i s t he no m i nal o ut p u t f r eq ue ncy an d t cycl e n i s a ny cyc l e w i t hi n t he s am p l e m eas u r ed o n co nt r o l l ed ed g es t cycle n 1/2vdd c l k 1 c l k 2 t cycle n t cycle n +1 1/2vdd c l k 1 c l k 2
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 8 - 3. 6 ? ?? Iu a t-41c d 2 ? ? min typ max g q ? f 0 22. 5792 m h z cl=12pf? ?? r 1 11 40 K c 0 3. 6 p f ?? c 1 13. 5 f f ?? l 1 3. 7 m h 1000 uw ? ? cl l 1 r 1 c 1 c 0 c l 3-1 ????`?
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 9 - ? A f i g . 4. 1 ? ?A? f i g . 4. 2 ? xin:16 vdd3:15 s2:14 vdd2:13 gnd2:12 gclk:11 nc:10 aclk:9 ak813 2a +3.3v typ. g n d cext1 cext2 c1 c2 c3 s w 1 sw2 s w 0 2 2 . 5 7 9 2 m h z c 0 + 41.664/62.496mhz 11.2896/22.5792mhz/off 24.9984mhz 1 : x o u t 2 : s 0 3 : s 1 4 : n c 5 : v d d 1 6 : g n d 1 7:nc 8: vc lk xin:16 vdd3:15 s2:14 vdd2:13 gnd2:12 gclk:11 nc:10 aclk:9 ak813 2a + 3 . 3 v t y p . gnd c1 c2 c3 s w 1 sw2 s w 0 2 2 . 5 7 9 2 m h z c 0 + 41.664/62.496mhz 11.2896/22.5792mhz/off 24.9984mhz 1:x out
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 10 - 5 ? ` ? ?g 0. 1 0. 1 0 - 10 detail a 0.1 5 0. 1 0. 22 0. 05 0. 6 5 5.0 a 1 8 9 16 16 pin ssop (unit: mm) 4 . 4 0 . 2 6 . 4 0 . 3 0 . 5 0 . 2 1 . 1 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 +0.3 -0.1 0.1 6 ` a: ? ? b : ` ` 8132a c: ` ` ? x x x x x d : a k m 1 1 6 8 9 8132a a d b c
[AK8132A ] ms1093-j -02 2010/01 - 11 - ? d u ? u ? ? u ? ? ? H d I s I _ J d ? ? S I ? ? ? d u ? Q Y ( ) ? ? H ? ? S ? ? C ? ? C ? C ? ? C ? g ? b p ? O m ? ? u ? ? ? ? ? ? ? ? u ? ? ? p ? ? ? ? ? ? ? ? u ? ? ? p ? ? a ??


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of AK8132A

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X